công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDTQS4A210 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDTQS4A210 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDTQS4A210
tải về  IDTQS4A210 tải về
kích thước tập tin   422.75 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX

IDTQS4A210 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDTQS4A210 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDTQS4A210
tải về  IDTQS4A210 Click to download

kích thước tập tin   422.75 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX

IDTQS4A210 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDTQS4A210 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Low ON resistance: rDS(ON) = 5Ω
• Fast transition time: tTRAN = 6ns
• Wide bandwidth: 700MHz (-3dB point)
• Crosstalk: -110dB at 50KHz, -68dB at 5MHz, -66dB at 30MHz
• Off-isolation: -90dB at 50KHz, -60dB at 5MHz, -50dB at 30MHz
• Single 5V supply
• Can be used as multiplexer or demultiplexer
• TTL-compatible control inputs
• Ultra-low quiescent current: 3μA
• Available in QSOP package
APPLICATIONS:
• High-speed video signal switching/routing
• HDTV-quality video signal multiplexing
• Audio signal switching/routing
• Data acquisition
• ATE systems
• Telecomm routing
• Switch between multiple video sources
• Token Ring transceivers
• High-speed networking




Số phần tương tự - IDTQS4A210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210 Datasheet
77Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210 Datasheet
265Kb / 7P
HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A210Q IDT-IDTQS4A210Q Datasheet
77Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210_14 Datasheet
265Kb / 7P
HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
More results


Mô tả tương tự - IDTQS4A210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS4A215 IDT-IDTQS4A215 Datasheet
86Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS SIX CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210 Datasheet
77Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210_14 Datasheet
265Kb / 7P
HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS3251 RENESAS-IDTQS3251 Datasheet
387Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH 8:1 MUX/DEMUX
FEBRUARY 2011
IDTQS3253 RENESAS-IDTQS3253 Datasheet
391Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH DUAL 4:1 MUX/DEMUX
FEBRUARY 2006
IDTQS3257 RENESAS-IDTQS3257 Datasheet
387Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH QUAD 2:1 MUX/DEMUX
FEBRUARY 2011
IDTQS33X257 RENESAS-IDTQS33X257 Datasheet
396Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH 24:12 MUX/DEMUX
AUGUST 2012
IDTQS4A110 RENESAS-IDTQS4A110 Datasheet
426Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH
APRIL 2014
IDTQS4A205 RENESAS-IDTQS4A205 Datasheet
430Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPDT MUX/DEMUX
APRIL 2014
IDTQS4A215 RENESAS-IDTQS4A215 Datasheet
283Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS SIX CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
JULY 2015
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com