công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDTQS4A110 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDTQS4A110 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDTQS4A110
tải về  IDTQS4A110 tải về
kích thước tập tin   426.99 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH

IDTQS4A110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDTQS4A110 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDTQS4A110
tải về  IDTQS4A110 Click to download

kích thước tập tin   426.99 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH

IDTQS4A110 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDTQS4A110 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Low ON resistance: rDS(ON) = 5Ω
• Wide bandwidth: 1.8GHz (-3dB point)
• Crosstalk: 100dB at 50KHz, -70dB at 5MHz, -50dB at 30MHz
• Off-isolation: -70dB at 50KHz, -45dB at 5MHz, -40dB at
30MHz
• Single 5V supply
• Bidirectional
• TTL-compatible control inputs
• Ultra-low quiescent current: 3μA
• Switch turn on time of 6.5ns
• Available in QSOP package
APPLICATIONS:
• High-speed video signal switching/routing
• HDTV-quality video signal routing
• Audio signal switching/routing
• Data acquisition
• ATE systems
• Telecomm routing
• Token Ring transceivers
• High-speed networking




Số phần tương tự - IDTQS4A110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS4A110 IDT-IDTQS4A110 Datasheet
68Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH
IDTQS4A110Q IDT-IDTQS4A110Q Datasheet
68Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH
More results


Mô tả tương tự - IDTQS4A110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS4A110 IDT-IDTQS4A110 Datasheet
68Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH
IDTQS4A210 IDT-IDTQS4A210 Datasheet
77Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
IDTQS4A201 IDT-IDTQS4A201 Datasheet
79Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO-BY-TWO ANALOG CROSS POINT SWITCH
IDTQS4A105 IDT-IDTQS4A105_14 Datasheet
253Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 4PST SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS3244 RENESAS-IDTQS3244 Datasheet
385Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH 8-BIT BUS SWITCH
FEBRUARY 2011
IDTQS32X245 RENESAS-IDTQS32X245 Datasheet
377Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUICKSWITCH DOUBLE-WIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2011
IDTQS4A105 RENESAS-IDTQS4A105 Datasheet
442Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 4PST SWITCH
APRIL 2014
IDTQS4A201 RENESAS-IDTQS4A201 Datasheet
419Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO-BY-TWO ANALOG CROSS POINT SWITCH
APRIL 2014
IDTQS4A210 RENESAS-IDTQS4A210 Datasheet
422Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
APRIL 2014
IDTQS4A215 RENESAS-IDTQS4A215 Datasheet
283Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS SIX CHANNEL SP4T MUX/DEMUX
JULY 2015
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com