công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDTQS4A101 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

IDTQS4A101 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện IDTQS4A101
tải về  IDTQS4A101 tải về
kích thước tập tin   427.84 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES

IDTQS4A101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDTQS4A101 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện IDTQS4A101
tải về  IDTQS4A101 Click to download

kích thước tập tin   427.84 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES

IDTQS4A101 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


IDTQS4A101 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• Low ON resistance: rDS(ON) = 5Ω
• Wide bandwidth: 1.4GHz (-3dB point)
• Crosstalk: 122dB at 50KHz, -80dB at 5MHz, -65dB at 30MHz
• Off-isolation: -100dB at 50KHz, -75dB at 5MHz, -45dB at
30MHz
• Single 5V supply
• Bidirectional signal flow
• TTL-compatible control inputs
• Ultra-low quiescent current: 3μA
• Switch turn on time of 6.5ns
• Available in QSOP package
APPLICATIONS:
• High-speed video signal switching/routing
• Audio signal switching/routing
• Data acquisition
• ATE systems
• Telecomm routing
• Token Ring transceivers
• High-speed networking




Số phần tương tự - IDTQS4A101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS4A101 IDT-IDTQS4A101 Datasheet
91Kb / 7P
QUICKSWITCH짰 PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES
IDTQS4A101 IDT-IDTQS4A101_14 Datasheet
256Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES
More results


Mô tả tương tự - IDTQS4A101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3125 IDT-IDTQS3125 Datasheet
43Kb / 5P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUADRUPLE BUS SWITCH WITH INDIVIDUAL ACTIVE LOW ENABLES
IDTQS3126 IDT-IDTQS3126 Datasheet
38Kb / 5P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUADRUPLE BUS SWITCH WITH INDIVIDUAL ACTIVE HIGH ENABLES
IDTQS4A101 IDT-IDTQS4A101 Datasheet
91Kb / 7P
QUICKSWITCH짰 PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES
IDTQS4A101 IDT-IDTQS4A101_14 Datasheet
256Kb / 7P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPST SWITCH WITH INDIVIDUAL ENABLES
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS4A105 RENESAS-IDTQS4A105 Datasheet
442Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 4PST SWITCH
APRIL 2014
IDTQS4A110 RENESAS-IDTQS4A110 Datasheet
426Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS TWO CHANNEL 5PST SWITCH
APRIL 2014
IDTQS4A205 RENESAS-IDTQS4A205 Datasheet
430Kb / 8P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-PERFORMANCE CMOS ANALOG FOUR-CHANNEL SPDT MUX/DEMUX
APRIL 2014
IDTQS3306A RENESAS-IDTQS3306A Datasheet
380Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS DUAL BUS SWITCH WITH INDIVIDUAL ACTIVE LOW ENABLES
OCTOBER 2011
QS3125 RENESAS-QS3125 Datasheet
251Kb / 6P
QUICKSWITCH PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUADRUPLE BUS SWITCH WITH INDIVIDUAL ACTIVE LOW ENABLES
MAY 2019
QS3126 RENESAS-QS3126 Datasheet
247Kb / 6P
QUICKSWITCH® PRODUCTS HIGH-SPEED CMOS QUADRUPLE BUS SWITCH WITH INDIVIDUAL ACTIVE HIGH ENABLES
MAY 2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com