công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

83908-02 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

83908-02 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 83908-02
tải về  83908-02 tải về
kích thước tập tin   617.17 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-LVDS 8-Output Clock Synthesizer

83908-02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
83908-02 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 83908-02
tải về  83908-02 Click to download

kích thước tập tin   617.17 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-LVDS 8-Output Clock Synthesizer

83908-02 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


83908-02 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Eight LVCMOS / LVTTL outputs, 19 typical output impedance at
VDD = VDDO = 3.3V
• Two crystal oscillator input pairs
One LVCMOS / LVTTL clock input
• Crystal input frequency range: 10MHz – 40MHz
• Output frequency: 200MHz (maximum)
• Output skew: 70ps (maximum) at VDD = VDDO = 3.3V
• Part-to-part skew: 700ps (maximum) at VDD = VDDO = 3.3V
• RMS phase jitter @ 25MHz output, using a 25MHz crystal,
(12kHz – 10MHz): 0.39ps (typical) at VDD = VDDO = 3.3V
• RMS phase noise at 25MHz
Offset Noise Power
100Hz................. -111.4 dBc/Hz
1kHz................. -139.9 dBc/Hz
10kHz................. -157.3 dBc/Hz
100kHz................. -157.5 dBc/Hz
• Power Supply Voltage Modes:
Core / Output
3.3V / 3.3V
3.3V / 2.5V
3.3V / 1.8V
2.5V / 2.5V
2.5V / 1.8V
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Lead-free (RoHS 6) packaging




Số phần tương tự - 83908-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
83908-02 IDT-83908-02 Datasheet
335Kb / 16P
FemtoClock Crystal-to-LVDS 8-Output Clock Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 83908-02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
83908-02 IDT-83908-02 Datasheet
335Kb / 16P
FemtoClock Crystal-to-LVDS 8-Output Clock Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
8V44S269 RENESAS-8V44S269 Datasheet
891Kb / 29P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS, LVCMOS 10-Output Clock Synthesizer
May 9, 2016
844003EI-01 RENESAS-844003EI-01 Datasheet
488Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
November 11, 2016
844003I-04 RENESAS-844003I-04 Datasheet
514Kb / 20P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
November 10, 2016
844008I-01 RENESAS-844008I-01 Datasheet
607Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
4/22/15
844008I-15 RENESAS-844008I-15 Datasheet
489Kb / 16P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
7/2/15
841N254B RENESAS-841N254B Datasheet
950Kb / 25P
FemtoClock® NG Crystal-to-LVDS/ HCSL Clock Synthesizer
February 2, 2023
814S208 RENESAS-814S208 Datasheet
1Mb / 24P
FemtoClock® Crys ta l-to-LVDS 8-Output Clock Synthesizer
April 7, 2016
844004I-104 RENESAS-844004I-104 Datasheet
599Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
2019
844N255I RENESAS-844N255I Datasheet
894Kb / 23P
FemtoClock® NG Crystal-to-LVDS Clock Synthesizer
April 28, 2016
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com