công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

844008I-01 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

844008I-01 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 844008I-01
tải về  844008I-01 tải về
kích thước tập tin   607.23 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer

844008I-01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
844008I-01 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 844008I-01
tải về  844008I-01 Click to download

kích thước tập tin   607.23 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer

844008I-01 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


844008I-01 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The 844008I-01 is an 8 output LVDS Synthesizer optimized to
generate GbE/10GbE reference clock frequencies. Using a 25MHz
parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated
based on the F_SEL pin: 125MHz or 156.25MHz. The 844008I-01
uses IDT’s 3rd generation low phase noise VCO technology and can
achieve <1ps typical rms phase jitter, easily meeting GbE/10GbE
jitter requirements. The 844

FEATURES
• Eight LVDS outputs
• Crystal oscillator interface
• Supports the following output frequencies:
125MHz or 156.25MHz
• VCO: 625MHz
• RMS phase jitter @ 156.25MHz, using a 25MHz crystal
(1.875MHz - 20MHz): 0.38ps (typical)
• Full 3.3V supply mode
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 844008I-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
844008I-15 RENESAS-844008I-15 Datasheet
489Kb / 16P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
7/2/15
logo
Integrated Device Techn...
844008I-46 IDT-844008I-46 Datasheet
295Kb / 16P
FemtoClock Crystal-to-LVDS Clock Generator
logo
Renesas Technology Corp
844008I-46 RENESAS-844008I-46 Datasheet
497Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
11/6/15
More results


Mô tả tương tự - 844008I-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
844002 RENESAS-844002 Datasheet
493Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
6/9/15
844003 RENESAS-844003 Datasheet
630Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVDS Frequency Synthesizer
January 29, 2016
844003EI-01 RENESAS-844003EI-01 Datasheet
488Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
November 11, 2016
844003I-04 RENESAS-844003I-04 Datasheet
514Kb / 20P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
November 10, 2016
844008I-15 RENESAS-844008I-15 Datasheet
489Kb / 16P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
7/2/15
ICS844S0258-07 RENESAS-ICS844S0258-07 Datasheet
852Kb / 22P
FemtoClock® Crystal/LVCMOS-to- LVDS/LVCMOS Frequency Synthesizer
2019
844004I-104 RENESAS-844004I-104 Datasheet
599Kb / 19P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
2019
ICS844004I-01 RENESAS-ICS844004I-01 Datasheet
1Mb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Frequency Synthesizer
2019
ICS8440258-46 RENESAS-ICS8440258-46 Datasheet
472Kb / 24P
FemtoClock® Crystal/LVCMOS-to- LVDS/LVCMOS Frequency Synthesizer
2019
ICS8440259I-45 RENESAS-ICS8440259I-45 Datasheet
1Mb / 21P
FemtoClock® Crystal/LVCMOS-to- LVDS/LVCMOS Frequency Synthesizer
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com