công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8T49N1012 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8T49N1012 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8T49N1012
tải về  8T49N1012 tải về
kích thước tập tin   1570.66 Kbytes
Page   58 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG 12-Output Frequency Synthesizer

8T49N1012 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8T49N1012 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8T49N1012
tải về  8T49N1012 Click to download

kích thước tập tin   1570.66 Kbytes
Page   58 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG 12-Output Frequency Synthesizer

8T49N1012 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8T49N1012 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The 8T49N1012 has one fractional-feedback PLL that can be used
for frequency synthesis. It is equipped with two integer and eight
fractional output dividers, allowing the generation of up to ten different
output frequencies, ranging from 8kHz to 1GHz. Eight of these
frequencies are completely independent of each other and the inputs.
Two more are related frequencies. The twelve outputs may select
among LVPECL, LVDS, HSCL or LVCMOS output levels.
This functionality makes it ideal to be used in any frequency synthesis
application, including 1G, 10G, 40G and 100G Synchronous Ethernet,
OTN, and SONET/SDH, including ITU-T G.709 (2009) FEC rates.
The device supports Output Enable inputs and Lock and LOS status
outputs.
The device is programmable through an I2C interface. It also supports
I
2C master capability to allow the register configuration to be read
from an external EEPROM.

Features
• <350fs RMS typical jitter (including spurs), @122.88MHz (12kHz
to 20MHz)
• Operating modes: locked to input signal and free-run
• Operates from a 10MHz to 40MHz fundamental-mode crystal
• Accepts one LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL or LVCMOS input
clock
• Accepts frequencies ranging from 10MHz up to 600MHz
• Clock input monitoring
• Generates 12 LVPECL / LVDS / HSCL or 24 LVCMOS output
clocks
• Output frequencies ranging from 8kHz up to 1.0GHz (Q[8:11],
Differential)
• Output frequencies ranging from 8kHz to 250MHz (LVCMOS)
• Two Output Enable control inputs
• Lock and Loss-of-Signal status outputs
• Programmable output de-skew adjustments in steps as small as
16ps
• Register programmable through I2C or via external I2C EEPROM
• Bypass clock paths and Reference Output for system tests
• Power supply modes:
VCC / VCCA / VCCO
3.3V / 3.3V / 3.3V
3.3V / 3.3V / 2.5V
3.3V / 3.3V / 1.8V (LVCMOS)
2.5V / 2.5V / 3.3V
2.5V / 2.5V / 2.5V
2.5V / 2.5V / 1.8V (LVCMOS)
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Package: 72QFN, lead-free RoHs (6)




Số phần tương tự - 8T49N1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8T49N1012 IDT-8T49N1012 Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
8T49N1012 IDT-8T49N1012 Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
8T49N1012-000NLGI IDT-8T49N1012-000NLGI Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
8T49N1012-000NLGI8 IDT-8T49N1012-000NLGI8 Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
8T49N1012-001NLGI IDT-8T49N1012-001NLGI Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 8T49N1012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8T49N1012 IDT-8T49N1012 Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
8T49N1012 IDT-8T49N1012_18 Datasheet
1Mb / 57P
FemtoClock NG 12-Output Frequency Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
8440259D-05 RENESAS-8440259D-05 Datasheet
412Kb / 17P
FemtoClock® NG Crystal/LVCMOS-toLVDS/LVCMOS Frequency Synthesizer
SEPTEMBER 3, 2014
841N4830 RENESAS-841N4830 Datasheet
996Kb / 29P
FemtoClock® NG Crystal-to-HCSL Frequency Synthesizer
Revision F, May 23, 2016
843N252-45 RENESAS-843N252-45 Datasheet
488Kb / 17P
FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
April 20, 2016
ICS843N571I RENESAS-ICS843N571I Datasheet
846Kb / 25P
FemtoClock® NG Clock Synthesizer
November 29, 2018
ICS849N2505I RENESAS-ICS849N2505I Datasheet
728Kb / 24P
FemtoClock® NG Clock Synthesizer
OCTOBER 11, 2012
IDT8T49N222I RENESAS-IDT8T49N222I Datasheet
896Kb / 41P
FemtoClock® NG Universal Frequency Translator
2019
IDT8V44N003I RENESAS-IDT8V44N003I Datasheet
1Mb / 29P
FemtoClock® NG LVDS Clock Synthesizer
2019
844S2416 RENESAS-844S2416 Datasheet
522Kb / 24P
FemtoClock® NG Crystal-to-Differential HCSL/LVCMOS Frequency Synthesizer
April 29, 2016
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com