công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

843N252-45 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

843N252-45 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 843N252-45
tải về  843N252-45 tải về
kích thước tập tin   488.86 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer

843N252-45 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
843N252-45 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 843N252-45
tải về  843N252-45 Click to download

kích thước tập tin   488.86 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện FemtoClock® NG Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer

843N252-45 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


843N252-45 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Fourth generation FemtoClock® Next Generation (NG) technology
• One differential 3.3V LVPECL output and one LVCMOS/LVTTL
output
• Crystal oscillator interface designed for a 25MHz parallel resonant
crystal
• A 25MHz crystal generates output frequencies of: 156.25MHz and
125MHz
• VCO frequency: 625MHz
• RMS Phase Jitter @ 156.25MHz, (12kHz – 20MHz) using a
25MHz crystal: 0.33ps (typical)
• RMS Phase Jitter @ 125MHz, (12kHz – 20MHz) using a 25MHz
crystal: 0.39ps (typical)
• Power supply noise rejection PSNR: -60dB (typical)
• Full 3.3V supply mode
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Số phần tương tự - 843N252-45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
843N252-45 IDT-843N252-45 Datasheet
270Kb / 16P
LVPECL Frequency Synthesizer
More results


Mô tả tương tự - 843N252-45

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
8V43042 RENESAS-8V43042 Datasheet
702Kb / 20P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
November 3, 2016
843002-01 RENESAS-843002-01 Datasheet
518Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
4/6/15
843003I-01 RENESAS-843003I-01 Datasheet
431Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
DECEMBER 8, 2014
843204I-01 RENESAS-843204I-01 Datasheet
386Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
11/5/15
843252 RENESAS-843252 Datasheet
572Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to- 3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
January 20, 2016
8430252-45 RENESAS-8430252-45 Datasheet
436Kb / 18P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
5/27/15
8430252I-45 RENESAS-8430252I-45 Datasheet
294Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
DECEMBER 9, 2014
843002 RENESAS-843002 Datasheet
571Kb / 18P
Femtoclock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
January 21, 2016
843004-125 RENESAS-843004-125 Datasheet
454Kb / 16P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
January 18, 2016
843204I RENESAS-843204I Datasheet
606Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-3.3V LVPECL Frequency Synthesizer
January 19, 2016
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com