công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSMB2948G bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VSMB2948G Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VSMB2948G
tải về  VSMB2948G tải về
kích thước tập tin   208.78 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW

VSMB2948G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VSMB2948G Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSMB2948G
tải về  VSMB2948G Click to download

kích thước tập tin   208.78 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW

VSMB2948G bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VSMB2948G Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
VSMB2948 series are infrared, 940 nm emitting diodes in
GaAlAs multi quantum well (MQW) technology with high
radiant power and high speed, molded in clear, untinted
plastic packages (with lens) for surface mounting (SMD).

FEATURES
• Package type: surface mount
• Package form: GW, RGW
• Dimensions (L x W x H in mm): 2.3 x 2.3 x 2.55
• Peak wavelength: p = 940 nm
• High reliability
• High radiant power
• High radiant intensity
• Angle of half intensity:  = ± 25°
• Low forward voltage
• Suitable for high pulse current operation
• Terminal configurations: gullwing or reserve gullwing
• Package matches with detector VEMD2xx3X01 and
VEMT2xx3X01 series
• Floor life: 4 weeks, MSL 2a, acc. J-STD-020
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VSMB2948G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G Datasheet
206Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G Datasheet
209Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G_V01 Datasheet
209Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
More results


Mô tả tương tự - VSMB2948G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSMB2943RGX01 VISHAY-VSMB2943RGX01 Datasheet
213Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
26-Feb-13
VSMB2943SLX01 VISHAY-VSMB2943SLX01 Datasheet
152Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
26-Feb-13
VSMB2948SL VISHAY-VSMB2948SL Datasheet
151Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
07-Feb-13
VSMB2948RG VISHAY-VSMB2948RG Datasheet
206Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB14942 VISHAY-VSMB14942 Datasheet
168Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
12-Aug-15
VSMB14940 VISHAY-VSMB14940_V01 Datasheet
139Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
19-Nov-15
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G_V01 Datasheet
209Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB2948SL VISHAY-VSMB2948SL_V01 Datasheet
154Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
07-Feb-13
VSMB14940 VISHAY-VSMB14940_V02 Datasheet
139Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
19-Nov-15
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com