công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSMB14940 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VSMB14940 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VSMB14940_V02
tải về  VSMB14940 tải về
kích thước tập tin   139.02 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW

VSMB14940 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VSMB14940 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSMB14940_V02
tải về  VSMB14940 Click to download

kích thước tập tin   139.02 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW

VSMB14940 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VSMB14940 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
VSMB14940 is an infrared, 940 nm, side looking emitting
diode in GaAlAs multi quantum well (MQW) technology
with high radiant power and high speed, molded in
clear, untinted PCB based package (with lens) for surface
mounting (SMD).

FEATURES
• Package type: surface mount
• Package form: side view
• Dimensions (L x W x H in mm): 3.2 x 2.51 x 1.2
• Peak wavelength: p = 940 nm
• High reliability
• High radiant power
• Very high radiant intensity
• Angle of half intensity:  = ± 9°
• Suitable for high pulse current operation
• Floor life: 168 h, MSL 3, according to J-STD-020
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VSMB14940_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSMB14940 VISHAY-VSMB14940_V01 Datasheet
139Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
19-Nov-15
More results


Mô tả tương tự - VSMB14940_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSMB2943RGX01 VISHAY-VSMB2943RGX01 Datasheet
213Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
26-Feb-13
VSMB2943SLX01 VISHAY-VSMB2943SLX01 Datasheet
152Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
26-Feb-13
VSMB2948SL VISHAY-VSMB2948SL Datasheet
151Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
07-Feb-13
VSMB2948RG VISHAY-VSMB2948RG Datasheet
206Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB14942 VISHAY-VSMB14942 Datasheet
168Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
12-Aug-15
VSMB14940 VISHAY-VSMB14940_V01 Datasheet
139Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
19-Nov-15
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G_V01 Datasheet
209Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
VSMB2948SL VISHAY-VSMB2948SL_V01 Datasheet
154Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
07-Feb-13
VSMB2948G VISHAY-VSMB2948G_V02 Datasheet
208Kb / 8P
High Speed Infrared Emitting Diodes, 940 nm, GaAlAs, MQW
17-May-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com