công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BT16646DGG bảng dữ liệu (PDF) - NXP Semiconductors

BT16646DGG Datasheet PDF - NXP Semiconductors
tên linh kiện BT16646DGG
tải về  BT16646DGG tải về
kích thước tập tin   94.67 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-bit bus transceiver/register 3-State

BT16646DGG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BT16646DGG Datasheet PDF - NXP Semiconductors

tên linh kiện BT16646DGG
tải về  BT16646DGG Click to download

kích thước tập tin   94.67 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-bit bus transceiver/register 3-State

BT16646DGG bảng dữ liệu (HTML) - NXP Semiconductors


BT16646DGG Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The 74ABT16646 high–performance BiCMOS device combines low static and dynamic power dissipation with high speed and high output drive.

FEATURES
• Independent registers for A and B buses
• Multiple VCC and GND pins minimize switching noise
• Live insertion/extraction permitted
• Power–up 3-State
• Power–up reset
• Multiplexed real-time and stored data
• Outputs sink 64mA and source 32mA
• Latch–up protection exceeds 500mA per JEDEC Std 17
• 74ABTH16646 incorporates bus-hold data inputs which eliminate the need for external pull-up resistors to hold unused inputs
• ESD protection exceeds 2000V per MIL STD 883 Method 3015 and 200V per Machine Model




Số phần tương tự - BT16646DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
BT162 DIGITRON-BT162 Datasheet
648Kb / 4P
SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS
BT162-400 DIGITRON-BT162-400 Datasheet
648Kb / 4P
SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS
BT162-600 DIGITRON-BT162-600 Datasheet
648Kb / 4P
SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS
logo
NXP Semiconductors
BT162240DGG PHILIPS-BT162240DGG Datasheet
81Kb / 12P
16-bit inverting buffer/driver with 30ohm series termination resistors
1998 Feb 25
BT162240DL PHILIPS-BT162240DL Datasheet
81Kb / 12P
16-bit inverting buffer/driver with 30ohm series termination resistors
1998 Feb 25
More results


Mô tả tương tự - BT16646DGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16646 PHILIPS-74ALVCH16646 Datasheet
92Kb / 12P
16-bit bus transceiver/register 3-State
1998 Sep 03
74ALVT16652 PHILIPS-74ALVT16652 Datasheet
108Kb / 14P
2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 13
logo
Texas Instruments
SN74LVC16652 TI-SN74LVC16652 Datasheet
156Kb / 10P
16-BIT BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16646A TI-SN74LVC16646A Datasheet
192Kb / 13P
16-BIT BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVCH16646 PERICOM-PI74ALVCH16646 Datasheet
426Kb / 6P
16-Bit Bus Transceiver and Register with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
SN74LVCH16652A-EP TI1-SN74LVCH16652A-EP Datasheet
320Kb / 13P
16-BIT BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16646 PHILIPS-74ALVCH16646_15 Datasheet
96Kb / 12P
16-bit bus transceiver/register (3-State)
1998 Sep 03
74LVT16652A PHILIPS-74LVT16652A_15 Datasheet
122Kb / 21P
3.3 V 16-bit bus transceiver/register; 3-state
Rev. 03-12 January 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVT16652A NEXPERIA-74LVT16652A Datasheet
233Kb / 22P
3.3 V 16-bit bus transceiver/register; 3-state
74ALVCH16646 NEXPERIA-74ALVCH16646 Datasheet
250Kb / 17P
16-bit bus transceiver/register; 3-state
Rev. 3 - 11 September 2018
More results




Giới thiệu về NXP Semiconductors


NXP S bán dẫn là một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các chất bán dẫn và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm thị trường ô tô, công nghiệp, truyền thông và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Eindhoven, Hà Lan.
NXP cung cấp một danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm vi điều khiển, bộ vi xử lý, IC xác thực an toàn, ICS quản lý năng lượng, RF và các thành phần vi sóng và các giải pháp cảm biến, trong số các thành phần khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, an toàn và đáng tin cậy và được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống ô tô, tự động hóa và kiểm soát công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà, và các thiết bị được kết nối.
NXP dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com