công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP3015AKTR-E1 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

AP3015AKTR-E1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện AP3015AKTR-E1
tải về  AP3015AKTR-E1 tải về
kích thước tập tin   566.76 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER

AP3015AKTR-E1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AP3015AKTR-E1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP3015AKTR-E1
tải về  AP3015AKTR-E1 Click to download

kích thước tập tin   566.76 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER

AP3015AKTR-E1 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


AP3015AKTR-E1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
· Low Quiescent Current
In Active Mode (Not Switching): 17μA Typical
In Shutdown Mode: <1μA
· Low Operating VIN
1.2V Typical for AP3015
1.0V Typical for AP3015A
· Low VCESAT Switch
200mV Typical at 300mA for AP3015
70mV Typical at 70mA for AP3015A
· High Output Voltage: up to 34V
· Fixed Off-Time Control
· Switching Current Limiting
350mA Typical for AP3015
100mA Typical for AP3015A
· Operating Temperature Range: -40oC to 85oC

Applications
· MP3, MP4
· Battery Power Supply System
· LCD/OLED Bias Supply
· Handheld Device
· Portable Communication Device




Số phần tương tự - AP3015AKTR-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3015AKTR-E1 BCDSEMI-AP3015AKTR-E1 Datasheet
202Kb / 11P
MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER
More results


Mô tả tương tự - AP3015AKTR-E1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AT1308 ETC1-AT1308 Datasheet
377Kb / 15P
Preliminary Product Information Micro-Power Step up DC-DC Converter
logo
Aimtron Technology
AT1309 AIMTRON-AT1309 Datasheet
287Kb / 14P
Micro-Power Step up DC-DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP1603 DIODES-AP1603 Datasheet
159Kb / 8P
STEP-UP DC/DC CONVERTER
AP1603 Rev. 1
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3015 BCDSEMI-AP3015 Datasheet
202Kb / 11P
MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER
logo
Micon Design Technology...
MDT7727 MDTIC-MDT7727 Datasheet
107Kb / 4P
Step-up DC/DC Converter
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE707A ACE-ACE707A Datasheet
194Kb / 9P
Micro Power Step-up DC-DC Converter
VER 1.2
logo
Silicon Standard Corp.
SS8028 SSC-SS8028 Datasheet
154Kb / 9P
Micro-Power Step-up DC/DC Converter
SS8051 SSC-SS8051 Datasheet
433Kb / 9P
Micro-Power Step-up DC/DC Converter
logo
Global Mixed-mode Techn...
AT1308A GMT-AT1308A Datasheet
73Kb / 1P
Micro-Power Step up DC-DC Converter
logo
Leshan Radio Company
LR8304 LRC-LR8304 Datasheet
582Kb / 13P
Low Power DC-DC Step-Up Converter
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com