công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3274049 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3274049 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3274049
tải về  3274049 tải về
kích thước tập tin   473.36 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4-G PK

3274049 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3274049 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3274049
tải về  3274049 Click to download

kích thước tập tin   473.36 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4-G PK

3274049 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3274049 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, bridged internally, nom. voltage: 450 V, nominal current: 32 A, connection
method: Push-in connection, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection,
Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type:
adhesive, color: pink

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 3274049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3274040 PHOENIX-3274040 Datasheet
474Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G GN
Jul 29, 2022
3274042 PHOENIX-3274042 Datasheet
473Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G BN
Jul 29, 2022
3274044 PHOENIX-3274044 Datasheet
473Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G WH
Jul 29, 2022
3274046 PHOENIX-3274046 Datasheet
472Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G BK
Jul 20, 2022
3274048 PHOENIX-3274048 Datasheet
473Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G VT
Jul 29, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3274049

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273587 PHOENIX-3273587 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35 PK
3273983 PHOENIX-3273983 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-G PK
Jun 24, 2022
3274036 PHOENIX-3274036 Datasheet
477Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G RD
Jun 24, 2022
3273719 PHOENIX-3273719 Datasheet
483Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A PK
Jul 20, 2022
3274038 PHOENIX-3274038 Datasheet
476Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G YE
Jul 29, 2022
3273653 PHOENIX-3273653 Datasheet
478Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35 PK
Nov 30, 2022
3273785 PHOENIX-3273785 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A PK
Jul 29, 2022
3274027 PHOENIX-3274027 Datasheet
468Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/12X4-G PK
Jul 29, 2022
3273917 PHOENIX-3273917 Datasheet
546Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 PK
Nov 30, 2022
3273851 PHOENIX-3273851 Datasheet
556Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 18X4 PK
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com