công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273719 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273719 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273719
tải về  3273719 tải về
kích thước tập tin   483.95 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A PK

3273719 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273719 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273719
tải về  3273719 Click to download

kích thước tập tin   483.95 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A PK

3273719 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273719 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for
corresponding plug-in bridges, see accessories, Block with horizontal alignment, nom. voltage:
800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.2 mm2 - 6
mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: pink

Your advantages
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology




Số phần tương tự - 3273719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273710 PHOENIX-3273710 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A GN
3273712 PHOENIX-3273712 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A BN
3273714 PHOENIX-3273714 Datasheet
484Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A WH
Jul 20, 2022
3273716 PHOENIX-3273716 Datasheet
133Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A BK
09/12/2020
3273718 PHOENIX-3273718 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A VT
More results


Mô tả tương tự - 3273719

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273587 PHOENIX-3273587 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35 PK
3273710 PHOENIX-3273710 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A GN
3273718 PHOENIX-3273718 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A VT
3273716 PHOENIX-3273716 Datasheet
133Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A BK
09/12/2020
3273983 PHOENIX-3273983 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-G PK
Jun 24, 2022
3273675 PHOENIX-3273675 Datasheet
478Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 6X4-NS35A PK
Jun 22, 2022
3273785 PHOENIX-3273785 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A PK
Jul 29, 2022
3273149 PHOENIX-3273149 Datasheet
899Kb / 37P
Distribution block - PTFIX 6X2,5-NS35A PK
Jul 21, 2022
3273917 PHOENIX-3273917 Datasheet
546Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 PK
Nov 30, 2022
3273851 PHOENIX-3273851 Datasheet
556Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 18X4 PK
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com