công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAF4728A bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

SMAF4728A Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện SMAF4728A
tải về  SMAF4728A tải về
kích thước tập tin   541.05 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3 TO 330V

SMAF4728A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMAF4728A Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện SMAF4728A
tải về  SMAF4728A Click to download

kích thước tập tin   541.05 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3 TO 330V

SMAF4728A bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


SMAF4728A Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
SMAF4728A SMAF4777A are available in
SMAF p a ckage

FEATURES
 Total power dissipation: Max. 1W
 Wide zener reverse voltage range 3.3V to 33 0 V
 Small plastic package suitable for surface
mounted design.
 Availabl e in SMAF p ackage

MECHANICAL DATA
Case: SMAF
Terminals: Solderable per MIL
STD 750,
Method 2026
Approx. Weight: 27mg 0
.00086oz




Số phần tương tự - SMAF4728A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dc Components
SMAF4728A DCCOM-SMAF4728A Datasheet
28Kb / 2P
RECTIFIER SPECIALISTS
More results


Mô tả tương tự - SMAF4728A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N4728A ETC-1N4728A Datasheet
190Kb / 2P
1W ZENER DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N4728A JGD-1N4728A Datasheet
190Kb / 2P
1W ZENER DIODE
logo
Diotech Company.
1N4728A DIOTECH-1N4728A Datasheet
856Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
DL4728A DIOTECH-DL4728A Datasheet
902Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
ZM4728A DIOTECH-ZM4728A Datasheet
901Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
1N4729A DIOTECH-1N4729A Datasheet
946Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
Z10-100B FRONTIER-Z10-100B Datasheet
469Kb / 3P
1W AXIAL LEAD ZENER DIODES, 100V ??330V
logo
DIYI Electronic Technol...
1SMA4728A DYELEC-1SMA4728A Datasheet
107Kb / 1P
ZENER DIODE 1W
logo
AiT Semiconductor Inc.
MM1W3V3 AITSEMI-MM1W3V3 Datasheet
585Kb / 6P
ZENER DIODE 1W, WIDE ZENER VOLTAGE 3.3 TO 330V
REV1.0
SMA4728A AITSEMI-SMA4728A Datasheet
313Kb / 6P
ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3V TO 330V
REV1.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com