công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMA4728A bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

SMA4728A Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện SMA4728A
tải về  SMA4728A tải về
kích thước tập tin   313.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3V TO 330V

SMA4728A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMA4728A Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện SMA4728A
tải về  SMA4728A Click to download

kích thước tập tin   313.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3V TO 330V

SMA4728A bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


SMA4728A Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
SMA4728A ~ SMA4777A are available in SMA
p ackage.

FEATURES
⚫ Total power dissipation: Max. 1 W.
⚫ Wide zener reverse voltage range 3.3V to
330V.
⚫ Small plastic package suitable for surface
mounted design.
⚫ Available in SMA p ackage

MECHANICAL DATA
Case: SMA
Terminals: Solderable per MIL
STD 750, Method
2026
A
pprox. Weight: 0.055g / 0.002oz




Số phần tương tự - SMA4728A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMA4728A YANGJIE-SMA4728A Datasheet
194Kb / 3P
Zener Diodes
logo
Formosa MS
SMA4728A FORMOSA-SMA4728A Datasheet
151Kb / 4P
Surface Mount Zener Diodes 1W
logo
Socay Electornics Co., ...
SMA4728A SOCAY-SMA4728A Datasheet
149Kb / 5P
SMA4728A - SZ1330A Series VZ: 3.3 To 330 V PD: 1 W
SMA4728A SOCAY-SMA4728A Datasheet
149Kb / 5P
Surface Mount Zener Diodes
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SMA4728A CHENG-YI-SMA4728A Datasheet
352Kb / 3P
1W GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
More results


Mô tả tương tự - SMA4728A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1N4728A ETC-1N4728A Datasheet
190Kb / 2P
1W ZENER DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N4728A JGD-1N4728A Datasheet
190Kb / 2P
1W ZENER DIODE
logo
Diotech Company.
1N4728A DIOTECH-1N4728A Datasheet
856Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
DL4728A DIOTECH-DL4728A Datasheet
902Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
ZM4728A DIOTECH-ZM4728A Datasheet
901Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
1N4729A DIOTECH-1N4729A Datasheet
946Kb / 3P
1W EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
Z10-100B FRONTIER-Z10-100B Datasheet
469Kb / 3P
1W AXIAL LEAD ZENER DIODES, 100V ??330V
logo
DIYI Electronic Technol...
1SMA4728A DYELEC-1SMA4728A Datasheet
107Kb / 1P
ZENER DIODE 1W
logo
AiT Semiconductor Inc.
MM1W3V3 AITSEMI-MM1W3V3 Datasheet
585Kb / 6P
ZENER DIODE 1W, WIDE ZENER VOLTAGE 3.3 TO 330V
REV1.0
SMAF4728A AITSEMI-SMAF4728A Datasheet
541Kb / 5P
ZENER DIODE 1W WIDE ZENER VOLTAGE 3.3 TO 330V
REV1.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com