công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES2JA bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

ES2JA Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện ES2JA
tải về  ES2JA tải về
kích thước tập tin   382.34 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A

ES2JA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ES2JA Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện ES2JA
tải về  ES2JA Click to download

kích thước tập tin   382.34 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A

ES2JA bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


ES2JA Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The ES2 A A ~ E S2 J A are available in SMA p a ckage

FEATURES
⚫ For surface mounted applications
⚫ Low profile package
⚫ Glass Passivated Chip Junction
⚫ Superfast reverse recovery time
⚫ A vailabl e in SM A p ackage

MECHANICAL DATA
Case:SMA
Terminals: S
olderable per MIL STD 750,
Method 2026
Approx. Weight: 0.055g / 0.002oz




Số phần tương tự - ES2JA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES2JA TSC-ES2JA Datasheet
54Kb / 2P
2.0 AMPS. Super Fast Surface Mount Rectifiers
ES2JA TSC-ES2JA Datasheet
134Kb / 2P
2.0 AMPS. Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
GOOD-ARK Electronics
ES2JA GOOD-ARK-ES2JA Datasheet
149Kb / 2P
Super Fast Surface Mount Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 2.0 Amperes
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ES2JA PACELEADER-ES2JA Datasheet
166Kb / 2P
SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Diotech Company.
ES2JA DIOTECH-ES2JA Datasheet
729Kb / 2P
SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - ES2JA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
ES2A GOOD-ARK-ES2A_15 Datasheet
365Kb / 5P
Surface Mount Glass Passivated Superfast Rectifier Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 2A
logo
AiT Semiconductor Inc.
1N4001 AITSEMI-1N4001 Datasheet
292Kb / 5P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.2
1N4001WA AITSEMI-1N4001WA Datasheet
698Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
DRS1AF AITSEMI-DRS1AF Datasheet
579Kb / 5P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 1A
REV1.1
ES1AF AITSEMI-ES1AF Datasheet
534Kb / 5P
RECTIFIER DIODES REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
ES1AW AITSEMI-ES1AW Datasheet
309Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 1A
REV1.0
ES2ABF AITSEMI-ES2ABF Datasheet
621Kb / 6P
SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.1
ES2AW AITSEMI-ES2AW Datasheet
364Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
ES2JW AITSEMI-ES2JW Datasheet
364Kb / 6P
RECTIFIER DIODE REVERSE VOLTAGE 50V TO 600V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
US2AB AITSEMI-US2AB Datasheet
244Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 50V TO 1000V FORWARD CURRENT 2A
REV1.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com