công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLCY6100-AS21 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

TLCY6100-AS21 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện TLCY6100-AS21
tải về  TLCY6100-AS21 tải về
kích thước tập tin   186.48 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package

TLCY6100-AS21 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TLCY6100-AS21 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện TLCY6100-AS21
tải về  TLCY6100-AS21 Click to download

kích thước tập tin   186.48 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package

TLCY6100-AS21 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


TLCY6100-AS21 Thông tin chi tiết sản phẩm

• Untinted non-diffused lens
• Utilizing ultrabright AllnGaP (AS)
• High luminous intensity
• High operating temperature: Tj
(chip junction
temperature) up to 125 °C for AllnGaP devices
• Luminous intensity and color categorized for
each packing unit
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV according to
JESD22-A114-B




Số phần tương tự - TLCY6100-AS21

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TLCY6100-AS21 VISHAY-TLCY6100-AS21 Datasheet
187Kb / 7P
Utilizing ultrabright AllnGaP
16-Mar-15
TLCY6100-AS21 VISHAY-TLCY6100-AS21 Datasheet
185Kb / 7P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
27-Sep-2021
More results


Mô tả tương tự - TLCY6100-AS21

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VLCPG5100 VISHAY-VLCPG5100 Datasheet
611Kb / 6P
Ultrabright LED, 5 mm Untinted Non-Diffused Package
29-Apr-13
VLHW5100 VISHAY-VLHW5100 Datasheet
819Kb / 6P
Ultrabright White LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
29-Apr-13
TLCX510 VISHAY-TLCX510 Datasheet
163Kb / 13P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
16-May-2019
TLCS5100 VISHAY-TLCS5100 Datasheet
201Kb / 10P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
18-Jul-2022
TLCPG5100 VISHAY-TLCPG5100_V01 Datasheet
202Kb / 10P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
18-Jul-2022
TLCY5200 VISHAY-TLCY5200_V02 Datasheet
108Kb / 5P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
09-May-2022
TLCY5800 VISHAY-TLCY5800_V02 Datasheet
146Kb / 7P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
27-Sep-2021
TLCY610 VISHAY-TLCY610_V02 Datasheet
185Kb / 7P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
27-Sep-2021
TLCR6200 VISHAY-TLCR6200_V02 Datasheet
187Kb / 6P
Ultrabright LED, Ø 5 mm Untinted Non-Diffused Package
24-Jun-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com