công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0797582035 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0797582035 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 0797582035
tải về  0797582035 tải về
kích thước tập tin   43.66 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pre-Crimped Lead .093

0797582035 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
0797582035 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 0797582035
tải về  0797582035 Click to download

kích thước tập tin   43.66 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pre-Crimped Lead .093

0797582035 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 0797582035

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0797582030 MOLEX1-0797582030 Datasheet
43Kb / 1P
Pre-Crimped Lead MLX Male-to-MLX Male, 300mm, 18 AWG
0797582031 MOLEX1-0797582031 Datasheet
43Kb / 1P
Pre-Crimped Lead MLX Female-to-MLX Female, 150mm, 18 AWG
0797582032 MOLEX1-0797582032 Datasheet
43Kb / 1P
Pre-Crimped Lead MLX Female-to-MLX Female, 300mm, 18 AWG
0797582033 MOLEX1-0797582033 Datasheet
45Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .093" Male-to-.093" Male, 150mm, 18 AWG
0797582034 MOLEX1-0797582034 Datasheet
45Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .093
More results


Mô tả tương tự - 0797582035

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Harwin Plc
M30-900009 HARWIN-M30-900009 Datasheet
55Kb / 1P
PRE-CRIMPED CONTACT
M80-9180099 HARWIN-M80-9180099 Datasheet
101Kb / 1P
PRE-CRIMPED CONTACT
logo
Molex Electronics Ltd.
0797582027 MOLEX1-0797582027 Datasheet
40Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .062
0797582028 MOLEX1-0797582028 Datasheet
40Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .062
0797582033 MOLEX1-0797582033 Datasheet
45Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .093" Male-to-.093" Male, 150mm, 18 AWG
0797582034 MOLEX1-0797582034 Datasheet
45Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .093
0797582036 MOLEX1-0797582036 Datasheet
43Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .093 Female-to-.093
797581059 MOLEX-797581059 Datasheet
135Kb / 1P
PICOBLADE PRE -CRIMPED LEAD L=152
2017/11/13
797581060 MOLEX-797581060 Datasheet
135Kb / 1P
PICOBLADE PRE-CRIMPED LEAD L=304
2017/11/13
PRE-CRIMPED MOLEX-PRE-CRIMPED Datasheet
539Kb / 3P
Pre-Crimped Leads
2019.09
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com