| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LRTBGVTG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRTBGVTG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 27 page ![]() 2013-04-02 4 LRTB GVTG Kennwerte Characteristics ( T A = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit red true green blue Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission IF = 20 mA λ peak 632 523 465 nm Dominantwellenlänge4) Seite 27 (min.) Dominant wavelength 4) page 27 (typ.) IF = 20 mA (max.) λ dom 619 625 631 519 528 546 459 470 476 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % I rel max (typ.) Spectral bandwidth at 50 % I rel max IF = 20 mA ∆λ 18 33 25 nm Abstrahlwinkel bei 50 % I V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I V 2 ϕ 120 120 120 Grad deg. Durchlassspannung 5) Seite 27 (min.) Forward voltage 5) page 27 (typ.) I F = 20 mA (max.) VF VF V F 1.8 2.05 2.4 2.9 3.2 3.7 2.9 3.2 3.7 V V V Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red) IR I R 0.02 10 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λ peak (typ.) Temperature coefficient of λ peak I F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCλpeak 0.14 0.04 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λ dom (typ.) Temperature coefficient of λ dom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCλdom 0.07 0.03 0.02 nm/K Temperaturkoeffizient von V F (typ.) Temperature coefficient of V F I F = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TCV – 2.5 – 3.6 – 4.0 mV/K Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung 3) Seite 27 1 chip on Junction/ambient 3) page 27 3 chips on Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point Rth JA R th JA R th JS 440 700 280** 340 600 180** 340 600 180** K/W K/W K/W * Einzelgruppen siehe Seite 8 Individual groups on page 8 **R th(max) basiert auf statistischen Werten R th(max) is based on statistic values |