công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD500R40PC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện SD500R40PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD RECOVERY DIODES
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

SD500R40PC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  SD500R40PC Datasheet HTML 1Page - International Rectifier SD500R40PC Datasheet HTML 2Page - International Rectifier SD500R40PC Datasheet HTML 3Page - International Rectifier SD500R40PC Datasheet HTML 4Page - International Rectifier SD500R40PC Datasheet HTML 5Page - International Rectifier SD500R40PC Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SD500N/R Series
4
Bulletin I2095 rev. A 08/94
www.irf.com
Outlines Table
Case Style B-8
All dimensions in millimeters (inches)
Case Style B-8 with top thread terminal 3/8"
All dimensions in millimeters (inches)
26 (1.023) MAX.
10.5 (0.41) DIA.
12 (0.47) MIN.
38 (1.5)
DIA. MAX.
CERAMIC HOUSING
SW 45
* FOR METRIC DEVICE: M24 x 1.5 - LENGHT SCREW 21 (0.83) MAX.
C.S. 70mm
5(0.20) ± 0.3(0.01)
2
3/4"-16UNF-2A *
38 (1.5)
DIA. MAX.
CERAMIC HOUSING
SW 45
* FOR METRIC DEVICE: M24 x 1.5 - LENGHT SCREW 21 (0.83) MAX.
3/4"-16UNF-2A *
3/8"-24UNF-2A
17 (0.67) DIA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com