công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS10G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện FS10G
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0 Ampere Surface Mount Round Lead Fast Recovery Rectifier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

FS10G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  FS10G Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. FS10G Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
1
10
100
300
0
150
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method) at T =120 C
L
o
FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
55
0
8.0
10.0
4.0
LEAD TEMPERATURE. ( C)
o
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
0.4X0.4"(10X10mm)
COPPER PAD AREAS
1
0
0
10
100
60
40
20
10
50
30
FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
0
FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
10
100
1000
1
0.1
0.01
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE. (%)
Tj=125 C
0
Tj=85 C
0
Tj=25 C
0
FIG.5- TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.01
1
10
60
0.1
FORWARD VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
PULSE WIDTH-300 S
1% DUTY CYCLE
0
FIG.6- REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
50
W
NONINDUCTIVE
1W
NON
INDUCTIVE
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
DUT
(+)
50Vdc
(approx)
(-)
NOTES: 1. Rise Time=7ns max. Input Impedance=
1 megohm 22pf
2. Rise Time=10ns max. Sourse Impedance=
50 ohms
(-)
(+)
10
W
NONINDUCTIVE
-1.0A
-0.25A
0
+0.5A
trr
1cm
SET TIME BASE FOR
5/ 10ns/ cm
FR10A thru FR10M
150
© 2006 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 2/2
Rev.07C



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com