| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LUWCN7M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWCN7M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2017-09-11 2 Version 1.6 LUW CN7M Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 200 mA ΦV [lm] LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 33 ... 61 Q65110A9509 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 means that only one group HY, HZ, JX, JY will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 means that only one forward voltage group 4,5,6,7 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HY, HZ, JX, JY enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW CN7M-HYJY-EMKM-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6,7 enthalten (siehe Seite 5). |