công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDMF3035 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FDMF3035
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Stage (SPS) Module
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FDMF3035 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button FDMF3035 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FDMF3035 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
Typical Performance Characteristics
Test Conditions: VIN=12 V, VCC=PVCC=5 V, VOUT=1 V, LOUT=250 nH, TA=25°C and natural convection cooling, unless
otherwise noted.
Figure 4.
Safe Operating Area with 12 VIN
Figure 5.
Safe Operating Area with 19 VIN
Figure 6.
Power Loss vs. Output Current
with 12 VIN
Figure 7.
Power Loss vs. Output Current
with 19 VIN
Figure 8.
Power Loss vs. Switching Frequency
Figure 9.
Power Loss vs. Input Voltage
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0
25
50
75
100
125
150
PCB Temperature, TPCB [ C]
FSW = 300kHz
FSW = 1000kHz
VIN = 12V, PVCC & VCC = 5V, VOUT = 1V
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0
25
50
75
100
125
150
PCB Temperature, TPCB [ C]
FSW = 300kHz
FSW = 1000kHz
VIN = 19V, PVCC & VCC = 5V, VOUT = 1V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Module Output Current, IOUT [A]
12Vin, 300kHz
12Vin, 500kHz
12Vin, 800kHz
12Vin, 1000kHz
PVCC & VCC = 5V, VOUT = 1V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Module Output Current, IOUT [A]
19Vin, 300kHz
19Vin, 500kHz
19Vin, 800kHz
19Vin, 1000kHz
PVCC & VCC = 5V, VOUT = 1V
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Module Switching Frequency, FSW [kHz]
VIN = 12V, PVCC & VCC = 5V, VOUT = 1V, IOUT = 30A
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Module Input Voltage, VIN [V]
PVCC & VVCC = 5V, VOUT = 1V, FSW = 500kHz, IOUT = 30A
www.onsemi.com
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com