công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7709 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7709
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit ADC with Switchable Current Sources
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7709 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Analog Devices

Back Button AD7709 Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 29Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 30Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 31Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 32Page - Analog Devices AD7709 Datasheet HTML 33Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 33 page
background image
REV. A
AD7709
–29–
24-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]
(RU-24)
Dimensions shown in millimeters
24
13
12
1
6.40 BSC
4.50
4.40
4.30
PIN 1
7.90
7.80
7.70
0.15
0.05
0.30
0.19
0.65
BSC
1.20
MAX
0.20
0.09
0.75
0.60
0.45
8
0
SEATING
PLANE
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153AD
0.10 COPLANARITY
OUTLINE DIMENSIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33