| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LYT686-R1S2-56 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LYT686-R1S2-56 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 21 page ![]() Version 1.1 - OS-PCN-2017-005-A LY T686 2017-03-01 11 Recommended Solder Pad 9) page 20 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 20 Reflow-Löten Recommended Solder Pad 9) page 20 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 20 Reflow-Löten OHLPY970 2.6 (0.102) Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm 2 2 Solder resist Lötstopplack 2.6 (0.102) Padgeometrie für improved heat dissipation verbesserte Wärmeableitung Paddesign for OHLPY440 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.3 (0.091) 3.3 (0.130) Cu Fläche / 16 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) Kathode/ Cathode Anode 0.7 (0.028) Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact Fläche darf bei Verwendung von TOPLED® For TOPLED® assembly do not use elektrisch nicht beschaltet werden. this area for electrical contact |