| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KBHAVPA1.12 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KBHAVPA1.12 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 22 page ![]() 2017-11-14 4 Discontinued acc. OS-PD-2017-037 KB HAVPA1.12 Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Wavelength at peak emission Wellenlänge d. emittierten Lichtes (typ.) λ peak 462 nm Dominant Wavelength 3) page 21 Dominantwellenlänge 3) Seite 21 (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 459 466 477 nm nm nm Spectral bandwidth at 50% Irel max Spektrale Bandbreite b. 50% I rel max (typ.) ∆λ 25 nm Viewing angle at 50 % I V Abstrahlwinkel bei 50 % I V (typ.) 2ϕ 110 (horizontal) 60 (vertical) ° Forward voltage 4) page 21 Durchlassspannung 4) Seite 21 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.70 3.05 3.40 V V V Reverse current Sperrstrom (V R = 5 V) (typ.) (max.) IR I R 0.01 10 µA µA Real thermal resistance junction / ambient 5) page 21 , 6) page 21 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 5) Seite 21 , 6) Seite 21 (typ.) R th JA real 340 K/W Real thermal resistance junction / solder point 6) page 21 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 6) Seite 21 (typ.) Rth JS real 70 K/W |