công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBDMLN31.13 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KBDMLN31.13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Lighting Interior and Exterior
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBDMLN31.13 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBDMLN31.13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KBDMLN31.13 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
Version 1.0
KB DMLN31.13
2016-12-05
9
Relative Forward Voltage 5) page 21
Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 200 mA
Relative Luminous Flux 5) page 21
Relativer Lichtstrom 5) Seite 21
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 200 mA
Dominant Wavelength 5) page 21
Dominante Wellenlänge 5) Seite 21
λdom = f(Tj); IF = 200 mA
KB DMLN31.13
-40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140
Tj [°C]
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
∆VF [V]
KB DMLN31.13
-40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Φ
v
Φ
v(25°C)
KB DMLN31.13
-40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140
Tj [°C]
400
420
440
460
480
500
λ dom [nm]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com