| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CWVHLPD2.EN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CWVHLPD2.EN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 21 page ![]() 2017-07-12 2 Version 1.1 CW VHLPD2.EN Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 20 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 20 Bestellnummer I F = 1000 mA ΦV [lm] CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 210 ... 280 Q65112A4385 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 means that only one group MY, MZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MY, MZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. CW VHLPD2.EN-MYMZ-L1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |