| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41ST87WMX6 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41ST87WMX6 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 42 page ![]() M41ST87Y, M41ST87W 8/42 Figure 5. Hardware Hookup AI07027 VCC PFO1 EX SCL M41ST87Y/W WDI RSTIN1 RSTIN2 PFI1 PFI2 VSS VBAT F32k IRQ/OUT SQW/FT RST VOUT ECON SDA Unregulated Voltage Inhibit 5V Regulator VCC VIN Inhibit 3.3V Regulator VCC VIN TP1IN TPCLR TP2IN Pushbutton Reset For monitoring of additional voltage sources PFO2 Low-Power SRAM VCC E To RST To LED Display To NMI To INT To 32kHz R1 R2 R3 R4 |