công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2773CD bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV2773CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2773CD bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2773CD Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLV2773CD Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 63 page
background image
TLV277x, TLV277xA
FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
SLOS209F – JANUARY 1998 – REVISED MARCH 2001
49
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL INFORMATION
N (R-PDIP-T**)
PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE
20
0.975
(24,77)
0.940
(23,88)
18
0.920
0.850
14
0.775
0.745
(19,69)
(18,92)
16
0.775
(19,69)
(18,92)
0.745
A MIN
DIM
A MAX
PINS **
0.310 (7,87)
0.290 (7,37)
(23.37)
(21.59)
Seating Plane
0.010 (0,25) NOM
14/18 PIN ONLY
4040049/C 08/95
9
8
0.070 (1,78) MAX
A
0.035 (0,89) MAX
0.020 (0,51) MIN
16
1
0.015 (0,38)
0.021 (0,53)
0.200 (5,08) MAX
0.125 (3,18) MIN
0.240 (6,10)
0.260 (6,60)
M
0.010 (0,25)
0.100 (2,54)
0
°–15°
16 PIN SHOWN
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS-001 (20 pin package is shorter then MS-001.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com