| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IRKT136 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRKT136 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier |
|
4 / 12 page ![]() IRK.136, .142, .162 Series 4 Bulletin I27117 rev. C 03/02 www.irf.com Outline Table 1 2 3 1 - Module Type 2 - Circuit Configuration 3 - Current Rating: I T(AV) 4 - Voltage Code: Code x 100 = V RRM 4 Device Code Ordering Information Table IRK T 162 / 16 Dimensions are in millimeters and [inches] NOTE: To order the Optional Hardware see Bulletin I27900 5 4 3 6 7 1 2 1 2 3 4 5 2 1 3 7 6 IRKT IRKH IRKL |