công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95128-RMN6TP bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95128-RMN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  256Kbit and 128Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95128-RMN6TP bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics

Back Button M95128-RMN6TP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M95128-RMN6TP Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 39 page
background image
35/39
M95256, M95128
Figure 21. SO8 wide – 8 lead Plastic Small Outline, 200 mils body width, Package Outline
Note: Drawing is not to scale.
Table 25. SO8 wide – 8 lead Plastic Small Outline, 200 mils body width, Package Mechanical Data
Symb.
mm
inches
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
2.03
0.080
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.78
0.070
B
0.35
0.45
0.014
0.018
C
0.20
–
–
0.008
–
–
D
5.15
5.35
0.203
0.211
E
5.20
5.40
0.205
0.213
e1.27
–
–
0.050
––
H
7.70
8.10
0.303
0.319
L
0.50
0.80
0.020
0.031
α
0°
10°
0°
10°
N8
8
CP
0.10
0.004
SO-b
E
N
CP
B
e
A2
D
C
L
A1
α
H
A
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com