công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M95128-MN6TP bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M95128-MN6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  256Kbit and 128Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M95128-MN6TP bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics

Back Button M95128-MN6TP Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M95128-MN6TP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 39 page
background image
25/39
M95256, M95128
Table 16. DC Characteristics (M95xxx-W, Device Grade 3)
Table 17. DC Characteristics (M95xxx-R)
Note: 1. This product is under development. For more infomation, please contact your nearest ST sales office.
2. This is preliminary data.
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Max.
Unit
ILI
Input Leakage Current
VIN = VSS or VCC
± 2
µA
ILO
Output Leakage Current
S = VCC, VOUT = VSS or VCC
± 2
µA
ICC
Supply Current
C = 0.1VCC/0.9VCC at 5 MHz,
VCC = 2.5 V, Q = open
3
mA
ICC1
Supply Current
(Standby Power mode)
S = VCC , VCC = 2.5 V, VIN = VSS or VCC
2
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.45
0.3 VCC
V
VIH
Input High Voltage
0.7 VCC
VCC+1
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 1.5 mA, VCC = 2.5 V
0.4
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –0.4 mA, VCC = 2.5 V
0.8 VCC
V
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.1
Max.1
Unit
ILI
Input Leakage Current
VIN = VSS or VCC
± 2
µA
ILO
Output Leakage Current
S = VCC, VOUT = VSS or VCC
± 2
µA
ICC
Supply Current
C = 0.1VCC/0.9VCC at 2 MHz,
VCC = 1.8 V, Q = open
1 2
mA
ICC1
Supply Current
(Standby Power mode)
S = VCC, VIN = VSS or VCC , VCC = 1.8 V
0.5 2
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.45
0.25 VCC
V
VIH
Input High Voltage
0.7 VCC
VCC+1
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 0.15 mA, VCC = 1.8 V
0.3
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –0.1 mA, VCC = 1.8 V
0.8 VCC
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com