công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE3832 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE3832
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA Male to SMA Female Cable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE3832 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE3832_16 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3832_16 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3832_16 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3832_16 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
How to Order
Part Number Configuration:
PE3832
-
xx
uu
|
|
|
Unit of Measure:
|
|
cm = Centimeters
|
|
<blank> = Inches
|
Length
|
Base Number
Example:
PE3832-12 = 12 inches long cable
PE3832-100cm = 100 cm long cable
SMA Male to SMA Female Cable Using RG316 Coax from Pasternack Enterprises has same day shipment for domestic
and International orders. Our RF, microwave and millimeter wave products maintain a 99% availability and are part of the
broadest selection in the industry.
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: SMA Male to SMA Female Cable Using RG316 Coax PE3832
URL:
https://www.pasternack.com/sma-male-sma-female-rg316u-cable-assembly-pe3832-p.aspx
PE3832 REV 1.1
RF Cable Assemblies Technical Data Sheet
SMA Male to SMA Female Cable Using RG316 Coax
PE3832



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com