công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE3C4455 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE3C4455
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Cable Assemblies Technical Data Sheet
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE3C4455 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE3C4455 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3C4455 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3C4455 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3C4455 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3C4455 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
How to Order
Part Number Configuration:
PE3C4455
-
xx
uu
|
|
|
Unit of Measure:
|
|
cm = Centimeters
|
|
<blank> = Inches
|
Length
|
Base Number
Example:
PE3C4455-12 = 12 inches long cable
PE3C4455-100cm = 100 cm long cable
SSMC Plug to SSMC Plug Right Angle Cable Using RG178 Coax from Pasternack Enterprises has same day shipment for
domestic and International orders. Our RF, microwave and millimeter wave products maintain a 99.4% availability and are
part of the broadest selection in the industry.
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: SSMC Plug to SSMC Plug Right Angle Cable Using RG178 Coax PE3C4455
URL: https://www.pasternack.com/ssmc-plug-ssmc-plug-rg178bu-cable-assembly-pe3c4455-p.aspx
PE3C4455 REV 1.0
RF Cable Assemblies Technical Data Sheet
SSMC Plug to SSMC Plug Right Angle Cable Using RG178 Coax
PE3C4455



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com