công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSS205N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TY Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện BSS205N
Giải thích chi tiết về linh kiện  OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TYSEMI [TY Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.twtysemi.com
Logo TYSEMI - TY Semiconductor Co., Ltd

BSS205N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TY Semiconductor Co., Ltd

  BSS205N Datasheet HTML 1Page - TY Semiconductor Co., Ltd BSS205N Datasheet HTML 2Page - TY Semiconductor Co., Ltd BSS205N Datasheet HTML 3Page - TY Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
BSS205N
OptiMOS
2 Small-Signal-Transistor
Features
• N-channel
• Enhancement mode
• Super Logic level (2.5V rated)
• Avalanche rated
• Qualified according to AEC Q101
• 100% lead-free; RoHS compliant
• Halogen-free according to IEC61249-2-21
Maximum ratings,
at T j=25 °C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol Conditions
Unit
Continuous drain current
I D
T A=25 °C
2.5
A
T A=70 °C
2.0
Pulsed drain current
I D,pulse
T A=25 °C
10
Avalanche energy, single pulse
E AS
I D=2.5 A, R GS=25 Ω
10.8
mJ
Reverse diode dv /dt
dv /dt
I D=2.5 A, V DS=16 V,
di /dt =200 A/µs,
T j,max=150 °C
6
kV/µs
Gate source voltage
V GS
±12
V
Power dissipation
1)
P tot
T A=25 °C
W
Operating and storage temperature
T j, T stg
-55 ... 150
°C
ESD Class
JESD22-A114 -HBM
0 (<250V)
Soldering Temperature
260 °C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1
55/150/56
Value
0.5
PG-SOT23
V DS
20
V
R DS(on),max
V GS=4.5 V
50
m
Ω
V GS=2.5 V
85
I D
2.5
A
Product Summary
3
1
2
Type
Package
Tape and Reel Information
Marking
Lead Free
Packing
BSS205N
SOT23
H6327: 3000 pcs/ reel
SZs
Yes
Non dry
Product specification
sales@twtysemi.com
1 of 3
http://www.twtysemi.com
4008-318-123


Số phần tương tự - BSS205N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BSS205N INFINEON-BSS205N Datasheet
271Kb / 9P
OptiMOS?? Small-Signal-Transistor
Rev 2.3 2010-03-25
logo
ZP Semiconductor
BSS205N ZPSEMI-BSS205N Datasheet
211Kb / 3P
OptiMOS?? Small-Signal-Transistor
logo
Nanjing International G...
BSS205N DGNJDZ-BSS205N Datasheet
1Mb / 5P
SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS
More results

Mô tả tương tự - BSS205N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BSL308C INFINEON-BSL308C Datasheet
291Kb / 13P
OptiMOS??P3 Optimos??2 Small Signal Transistor
Rev.2.0 2009-03-31
BSL316C INFINEON-BSL316C Datasheet
278Kb / 13P
OptiMOS??2 OptiMOS??P 2 Small Signal Transistor
Rev. 2.1 2009-02-10
BSL215C INFINEON-BSL215C_13 Datasheet
411Kb / 13P
OptiMOS?? OptiMOS??P 2 Small Signal Transistor
Rev.2.2 2013-11-06
BSD235C INFINEON-BSD235C_15 Datasheet
527Kb / 13P
OptiMOS??2 OptiMOS??P 2 Small Signal Transistor
Rev.2.4 2015-10-08
logo
TY Semiconductor Co., L...
BSR202N TYSEMI-BSR202N Datasheet
156Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
BSR302N TYSEMI-BSR302N Datasheet
142Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
BSR802N TYSEMI-BSR802N Datasheet
141Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
BSS214N TYSEMI-BSS214N Datasheet
126Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
BSS306N TYSEMI-BSS306N Datasheet
138Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
BSS316N TYSEMI-BSS316N Datasheet
132Kb / 3P
OptiMOS 2 Small-Signal-Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com