công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C01-WDS3TG/W bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C01-WDS3TG/W
Giải thích chi tiết về linh kiện  16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial I2C Bus EEPROM
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C01-WDS3TG/W bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M24C01-WDS3TG/W Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
21/29
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
PACKAGE MECHANICAL
Figure 12. PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Outline
Note: Drawing is not to scale.
Table 18. PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Mechanical Data
Symb.
mm
inches
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
5.33
0.210
A1
0.38
0.015
A2
3.30
2.92
4.95
0.130
0.115
0.195
b
0.46
0.36
0.56
0.018
0.014
0.022
b2
1.52
1.14
1.78
0.060
0.045
0.070
c
0.25
0.20
0.36
0.010
0.008
0.014
D
9.27
9.02
10.16
0.365
0.355
0.400
E
7.87
7.62
8.26
0.310
0.300
0.325
E1
6.35
6.10
7.11
0.250
0.240
0.280
e2.54
–
–
0.100
––
eA
7.62
–
–
0.300
–
–
eB
10.92
0.430
L
3.30
2.92
3.81
0.130
0.115
0.150
PDIP-B
A2
A1
A
L
be
D
E1
8
1
c
eA
b2
eB
E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com