công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE87FL1005 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE87FL1005
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bandpass Filters Technical Data Sheet
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE87FL1005 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE87FL1005 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE87FL1005 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE87FL1005 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE87FL1005 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE87FL1005 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3
-5
-4
-3
-2
-1
0
13.9
14.1
14.3
14.5
14.7
14.9
0 dB
GHz
Insertion Loss
PE87FL1005 REV 1.0
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: 6 Section Bandpass Filter With SMA Female Connectors Operating From 14 GHz to 14.8 GHz
With a 800 MHz Passband PE87FL1005
6 Section Bandpass Filter With SMA Female Connectors
Operating From 14 GHz to 14.8 GHz With a 800 MHz Passband
Bandpass Filters Technical Data Sheet
PE87FL1005



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com