công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYW80FP-200 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BYW80FP-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH EFFICIENCY FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BYW80FP-200 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  BYW80FP-200 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BYW80FP-200 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
BYW80F/FP-200
6/7
PACKAGE MECHANICAL DATA
ISOWATT220AC (JEDEC outline)
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220FPAC
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.50
2.70
0.098
0.106
D
2.40
2.75
0.094
0.108
E
0.40
0.70
0.016
0.028
F
0.75
1.00
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
H
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.00 typ.
0.63 typ.
L3
28.60
30.60
1.125
1.205
L6
15.90
16.40
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam
3.00
3.20
0.118
0.126
F
G
F1
H
D
E
A
B
L7
L2
L6
L3
H
L3
L2
L4
L6
G
G1
F
F1
D
E
L7
A
B
Dia
L5
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7