công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX-SFAZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện AX-SFAZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Power AT Command / API Controlled Sigfox Compliant Transceiver IC
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

AX-SFAZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button AX-SFAZ Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor AX-SFAZ Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AX−SFAZ, AX−SFAZ−API
www.onsemi.com
9
Table 8. RECEIVER
Conditions for transmitter specifications unless otherwise specified with the antenna network from AX−SFAZ Application Note: Sigfox
Compliant Reference Design and at 920.8 MHz.
Symbol
Description
Condition
Min
Typ
Max
Units
SBR
Signal bit rate
600
bps
ISBER868
AT$SB=x,1, AT$SF=x,1,
AT$TM=3,x PER < 0.1
−128
dBm
BLK905
Blocking at ±10 MHz
offset
Channel/Blocker @ PER = 0.1, wanted signal
level is +3 dB above the typical sensitivity, the
blocker signal is CW
78
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com