công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTRBR8SF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LTRBR8SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  pachinko market
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRBR8SF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTRBR8SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTRBR8SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
LTRB R8SF
Multi CHIPLED
Datasheet
Version 1.3
Not for new design
OS-NFND-2017-006
2017-11-15
1
Merkmale
• Gehäusetyp: SMD-Gehäuse mit
Silikonverguss
• Farbe: weiß, x = 0,267, y = 0,231 nach
CIE 1931 (weiß)
• Abstrahlwinkel bei 50% I
V: 130°
• Abstrahlwinkel bei 20% I
V: 170°
• Chiptechnologie: ThinGaN (true grün, blau) /
Thinfilm (rot)
• Lötmethode: Reflow lötbar
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Hauptanwendungen
• Pachinkomarkt
• Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips
zur Darstellung verschiedener Farben inclusive
weiß
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Wer-
bebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Einkopplung in Lichtleiter
Features
• package: SMD package with silicone resin
• color: white, x = 0.267, y = 0.231 acc. to
CIE 1931 (white)
• viewing angle at 50% I
V: 130°
• viewing angle at 20% I
V: 170°
• chiptechnology: ThinGaN (true green, blue) /
Thinfilm (red)
• soldering methods: reflow solderable
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Main Applications
• pachinko market
• LED chips can be controlled seperately to
display various colors including white
• backlighting (LCD, switches, keys, illuminated
advertising, general lighting)
coupling into light guides


Số phần tương tự - LTRBR8SF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
LTRBR8SF-8A7B-0117 OSRAM-LTRBR8SF-8A7B-0117 Datasheet
1Mb / 21P
SMD package with silicone resin
More results

Mô tả tương tự - LTRBR8SF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
AN1513 STMICROELECTRONICS-AN1513 Datasheet
227Kb / 13P
In a growing consumer market
27-Sep-2007
logo
Seoul Semiconductor
SAW8A32D SEOUL-SAW8A32D Datasheet
1Mb / 26P
Market Standard 3528 Package Size
SAW9A32E SEOUL-SAW9A32E Datasheet
1Mb / 31P
Market Standard 3528 Package Size
S2-SAW8Q24D SEOUL-S2-SAW8Q24D Datasheet
1Mb / 31P
Market Standard 5630 Package Size
STW8A2PD SEOUL-STW8A2PD Datasheet
1Mb / 31P
Market Standard 3528 Package Size
STW9A12D SEOUL-STW9A12D Datasheet
1Mb / 27P
Market Standard 3528 Package Size
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-2010SMD OHMITE-RES-2010SMD Datasheet
304Kb / 2P
Smallest wirewound on the market
logo
Good Will Instrument Co...
GDS-1000B GWINSTEK-GDS-1000B Datasheet
2Mb / 2P
Educational Market - General Purpose Instruction
logo
Molex Electronics Ltd.
2186721001 MOLEX-2186721001 Datasheet
519Kb / 3P
GENERAL MARKET CDFP GEN. 5
2023/03/10
2209290250 MOLEX-2209290250 Datasheet
1Mb / 10P
GENERAL MARKET NS PCIE CABLE
2022/12/03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com