công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7608BSTZ bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7608BSTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel DAS with 18-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7608BSTZ bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Analog Devices

Back Button AD7608BSTZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices AD7608BSTZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 33 page
background image
AD7608
Data Sheet
Rev. A | Page 32 of 32
OUTLINE DIMENSIONS
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026-BCD
TOP VIEW
(PINS DOWN)
1
16
17
33
32
48
49
64
0.27
0.22
0.17
0.50
BSC
LEAD PITCH
12.20
12.00 SQ
11.80
PIN 1
1.60
MAX
0.75
0.60
0.45
10.20
10.00 SQ
9.80
VIEW A
0.20
0.09
1.45
1.40
1.35
0.08
COPLANARITY
VIEW A
ROTATED 90° CCW
SEATING
PLANE
0.15
0.05
7°
3.5°
0°
Figure 62. 64-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
(ST-64-2)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
AD7608BSTZ
−40°C to +85°C
64-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
ST-64-2
AD7608BSTZ-RL
−40°C to +85°C
64-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
ST-64-2
EVAL-AD7608EDZ
−40°C to +85°C
Evaluation Board for the AD7608
CED1Z
Converter Evaluation Development
1
Z = RoHS Compliant Part.
©2011-2012 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D08938-0-1/12(A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com