công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE3385LF-6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE3385LF-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA Male to SMA Male Cable 6 Inch Length Using RG142 Coax, RoHS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE3385LF-6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE3385LF-6 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3385LF-6 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3385LF-6 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE3385LF-6 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
How to Order
Part Number Configuration:
PE3385LF
-
xx
uu
|
|
|
Unit of Measure:
|
|
cm = Centimeters
|
|
<blank> = Inches
|
Length
|
Base Number
Example:
PE3385LF-12 = 12 inches long cable
PE3385LF-100cm = 100 cm long cable
SMA Male to SMA Male Cable 6 Inch Length Using RG142 Coax, RoHS from Pasternack Enterprises has same day
shipment for domestic and International orders. Our RF, microwave and millimeter wave products maintain a 99.4%
availability and are part of the broadest selection in the industry.
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: SMA Male to SMA Male Cable 6 Inch Length Using RG142 Coax, RoHS PE3385LF-6
URL: https://www.pasternack.com/sma-male-sma-male-rg142bu-cable-assembly-pe3385lf-6-p.aspx
PE3385LF-6 REV 1.1
RF Cable Assemblies Technical Data Sheet
SMA Male to SMA Male Cable 6 Inch
Length Using RG142 Coax, RoHS
PE3385LF-6



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com