công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GRPSLR31.13 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện GRPSLR31.13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Architectural lighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GRPSLR31.13 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GRPSLR31.13 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GRPSLR31.13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2017-06-16
2
Version 1.5
GR PSLR31.13
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 150 mA
ΦV [lm]
GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1
24 ... 30.4
Q65112A1151
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1
means that only one group GT, GU, HP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F,G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GT, GU, HP enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GR PSLR31.13-GTHP-R1R2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GR
PSLR31.13-GTHP-R1R2-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F,G
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22