công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F324LK4T6 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F324LK4T6
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F324LK4T6 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics ST72F324LK4T6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 151 page
background image
ST72F324L, ST72324BL
56/151
16-BIT TIMER (Cont’d)
Figure 32. Counter Timing Diagram, internal clock divided by 2
Figure 33. Counter Timing Diagram, internal clock divided by 4
Figure 34. Counter Timing Diagram, internal clock divided by 8
Note: The MCU is in reset state when the internal reset signal is high, when it is low the MCU is running.
CPU CLOCK
FFFD FFFE FFFF 0000
0001
0002
0003
INTERNAL RESET
TIMER CLOCK
COUNTER REGISTER
TIMER OVERFLOW FLAG (TOF)
FFFC
FFFD
0000
0001
CPU CLOCK
INTERNAL RESET
TIMER CLOCK
COUNTER REGISTER
TIMER OVERFLOW FLAG (TOF)
CPU CLOCK
INTERNAL RESET
TIMER CLOCK
COUNTER REGISTER
TIMER OVERFLOW FLAG (TOF)
FFFC
FFFD
0000
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com