công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV8172A bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV8172A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Vertical Deflection Booster for 3-APPTV/Monitor Applications with 70-V Flyback Generator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV8172A bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button STV8172A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STV8172A Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
13/14
STV8172A
Package Mechanical Data
L1
14.92
0.587
L2
21.24
21.54
21.84
0.386
0.848
0.860
L3
22.27
22.52
22.77
0.877
0.891
0.896
L4
1.29
0.051
L5
2.60
2.80
3.00
0.102
0.110
0.118
L6
15.10
15.50
15.80
0.594
0.610
0.622
L7
6.00
6.35
6.60
0.0236
0.250
0.260
L9
0.20
0.008
L10
2.10
2.70
0.082
0.106
L11
4.30
4.80
0.169
0.190
M
2.55
2.80
3.05
0.100
0.110
0.120
M1
4.83
5.08
5.33
0.190
0.200
0.210
V4
40 (Typ.)
Dia.
3.65
3.85
0.144
0.152
Table 1: Heptawatt Package (Continued)
Dim.
mm
inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14