công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG82-1021-75-1024-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Willow Technologies Ltd

tên linh kiện DG82-1021-75-1024-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  micro plug-in/pcb automotive relay
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLOW [Willow Technologies Ltd]
Trang chủ  http://www.willow.co.uk
Logo WILLOW - Willow Technologies Ltd

DG82-1021-75-1024-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Willow Technologies Ltd

  DG82-1021-75-1024-R Datasheet HTML 1Page - Willow Technologies Ltd DG82-1021-75-1024-R Datasheet HTML 2Page - Willow Technologies Ltd DG82-1021-75-1024-R Datasheet HTML 3Page - Willow Technologies Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DG82
micro plug-in/pcb automotive relay
American Electronic Components Inc., 1101 Lafayette St. Elkhart, IN46516
Page 3 of 3
www.aecsensors.com
Sales Department Tel: (888) 847-6552
Overall Dimensions
Fig. 1
PCB Mounting Dimensions
Fig. 2
Wiring Diagrams (Bottom View)
Mounting Holes (Bottom View)
Dimensions in mm
Reference Curves
Fig. 3
Ref: DG82 102315JHM
Notes:
1: All parameters, unless otherwise specified, are measured at ambient temperature of 23ºC.
2: Electrical life obtained at resistive or inductive load at 40A, 15VDC with suitable arc suppression circuit attached and with operating
frequency of 1 op/sec.
3: Maximum make current refers to lamp load inrush current.
Switching Voltage (VDC)
SPST-NO
(1 Form A)
SPDT
(1 Form C)
Specifications are liable to change without notice. E&OE
.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com