công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCMT468DA9 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - World Produts Inc.

tên linh kiện PCMT468DA9
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supplied loose in box and ammopack
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WPI [World Produts Inc.]
Trang chủ  http://www.worldproducts.com
Logo WPI - World Produts Inc.

PCMT468DA9 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - World Produts Inc.

Back Button PCMT468DA9 Datasheet HTML 2Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 3Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 4Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 5Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 6Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 7Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 8Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 9Page - World Produts Inc. PCMT468DA9 Datasheet HTML 10Page - World Produts Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Pilkor components
Metallized Polyester
PCMT 468
film capacitors
88
VRdc = 400V
VRac = 220V
~~
mini type
CATALOGUE NUMBER
PCMT 468 .....
loose in box
lt = 5.0 ± 1.0 mm
Cap.
(㎌)
b x h x l
(mm)
Mass
(g)
C-tol. ± 5 %
C-tol. ± 10 %
Pitch = 10.0 ± 0.4 mm
dt = 0.6 +0.06/-0.05 mm
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
4.0 x 10.0 x 12.5
0.8
PCMT 468 82103
PCMT 468 82123
PCMT 468 82153
PCMT 468 82183
PCMT 468 82223
PCMT 468 82273
PCMT 468 82333
PCMT 468 82393
PCMT 468 82473
PCMT 468 83103
PCMT 468 83123
PCMT 468 83153
PCMT 468 83183
PCMT 468 83223
PCMT 468 83273
PCMT 468 83333
PCMT 468 83393
PCMT 468 83473
0.056
0.068
5.0 x 11.0 x 12.5
0.9
PCMT 468 82563
PCMT 468 82683
PCMT 468 83563
PCMT 468 83683
0.082
0.1
6.0 x 12.0 x 12.5
1.0
PCMT 468 82823
PCMT 468 82104
PCMT 468 83823
PCMT 468 83104
Pitch = 15.0 ± 0.4 mm
dt = 0.8 +0.08/-0.05 mm
0.1
0.12
0.15
5.0 x 11.0 x 18.0
1.2
PCMT 468 52104
PCMT 468 82124
PCMT 468 82154
PCMT 456 53104
PCMT 468 83124
PCMT 468 83154
0.15
0.18
0.20
0.22
6.0 x 12.0 x 18.0
1.4
PCMT 468 52154
PCMT 468 82184
PCMT 468 82204
PCMT 468 82224
PCMT 468 53154
PCMT 468 83184
PCMT 468 83204
PCMT 468 83224
0.22
0.27
0.33
7.0 x 13.5 x 18.0
1.9
PCMT 468 52224
PCMT 468 82274
PCMT 468 82334
PCMT 468 53224
PCMT 468 83274
PCMT 468 83334
0.33
0.39
0.47
8.5 x 15.0 x 18.0
2.6
PCMT 468 52334
PCMT 468 82394
PCMT 468 82474
PCMT 468 53334
PCMT 468 83394
PCMT 468 83474
0.56
10.0 x 16.5 x 18.0
PCMT 468 82564
PCMT 468 83564
Pitch = 22.5 ± 0.4 mm
dt = 0.8 +0.08/-0.05 mm
0.47
7.0 x 16.5 x 26.0
3.2
PCMT 468 52474
PCMT 468 53474
0.68
0.82
8.5 x 18.0 x 26.0
4.4
PCMT 468 82684
PCMT 468 82824
PCMT 468 83684
PCMT 468 83824
1.0
1.2
10.0 x 19.5 x 26.0
5.5
PCMT 468 82105
PCMT 468 82125
PCMT 468 83105
PCMT 468 83125
Pitch = 27.5 ± 0.4 mm
dt = 0.8 +0.08/-0.05 mm
1.2
1.5
1.8
11.0 x 21.0 x 31.0
7.8
PCMT 468 52125
PCMT 468 82155
PCMT 468 82185
PCMT 468 53125
PCMT 468 83155
PCMT 468 83185
2.2
2.7
13.0 x 23.0 x 31.0
12.8
PCMT 468 82225
PCMT 468 82275
PCMT 468 83225
PCMT 468 83275
3.3
3.9
15.0 x 25.0 x 31.0
17.2
PCMT 468 82335
PCMT 468 82395
PCMT 468 83335
PCMT 468 83395
4.7
18.0 x 28.0 x 31.0
19.6
PCMT 468 82475
PCMT 468 83475
; Larger type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com