công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCMT468DA8 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - World Produts Inc.

tên linh kiện PCMT468DA8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supplied loose in box and ammopack
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WPI [World Produts Inc.]
Trang chủ  http://www.worldproducts.com
Logo WPI - World Produts Inc.

PCMT468DA8 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - World Produts Inc.

  PCMT468DA8 Datasheet HTML 1Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 2Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 3Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 4Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 5Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 6Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 7Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 8Page - World Produts Inc. PCMT468DA8 Datasheet HTML 9Page - World Produts Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
Pilkor components
Metallized Polyester
PCMT 468
film capacitors
83
MKT RADIAL POTTED CAPACITORS
Pitch 10.0/15.0/22.5/27.5mm
(reduced pitch ; 7.5mm)
QUICK REFERENCE DATA
Capacitance range (E24 series)
Capacitance tolerance
Rated voltage (DC)
Climatic category
Temperature range
Reference specification
Potting & Encapsulation material
0.01 to 12㎌
± 5%, ± 10%,
100V, 250V, 400V, 630V
55/105/56
-55℃ ~ +105℃
IEC 60384-2
Qualified in accordance with UL94V-0
FEATURES
. Low inductive wound cell of metallized
(PETP) film
. Supplied loose in box and ammopack
APPLICATIONS
. General purpose
. Blocking and coupling
. Bypass and energy reservoir application
• Please refer to caution and warning at http://www.pilkor.co.kr/download/Introductions.pdf
before using these products.


Số phần tương tự - PCMT468DA8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
PCMT HAMMOND-PCMT Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
PCMT19003 HAMMOND-PCMT19003 Datasheet
82Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMT19003BK1 HAMMOND-PCMT19003BK1 Datasheet
50Kb / 1P
Chemin de cables horizontal
PCMT19003BK1 HAMMOND-PCMT19003BK1 Datasheet
82Kb / 1P
Mounting hardware not included
PCMT23003 HAMMOND-PCMT23003 Datasheet
82Kb / 1P
Mounting hardware not included
More results

Mô tả tương tự - PCMT468DA8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B65805-P EPCOS-B65805-P Datasheet
89Kb / 2P
RM cores are supplied in sets
B65808N1005D002 EPCOS-B65808N1005D002 Datasheet
344Kb / 13P
RM cores are supplied in sets
B65807-P EPCOS-B65807-P Datasheet
90Kb / 2P
RM cores are supplied in sets
B65811 EPCOS-B65811 Datasheet
236Kb / 9P
RM cores are supplied in sets
B65501-D-R33 EPCOS-B65501-D-R33 Datasheet
85Kb / 3P
Pot cores are supplied in sets
logo
Japan Aviation Electron...
HB01S06K4P2 JAE-HB01S06K4P2 Datasheet
347Kb / 1P
THESE CONTACTS ARE SUPPLIED IN REEL.
HB01S25H3P1 JAE-HB01S25H3P1 Datasheet
345Kb / 1P
THESE CONTACTS ARE SUPPLIED IN REEL.
logo
World Produts Inc.
PCRC420 WPI-PCRC420 Datasheet
212Kb / 7P
Supplied loose in box and taped in ammopack
PCX1331 WPI-PCX1331 Datasheet
233Kb / 7P
Supplied loose in box and taped on reel
PCX2347 WPI-PCX2347 Datasheet
251Kb / 6P
Supplied loose in box and taped on reel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com