công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BRCPA1000AMACWS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BRCPA1000AMACWS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin Film Bar MOS Capacitors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BRCPA1000AMACWS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BRCPA1000AMACWS Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
BRCP
www.vishay.com
Vishay Electro-Films
Revision: 22-Jan-15
5
Document Number: 61106
For technical questions, contact: efi@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
GLOBAL PART NUMBER INFORMATION
Global Part Number: BRCPA1000BKGCST
Global Part Number Description: BRCP 3 mm 10 pF 10 % Au C ST
MODEL
SIZE
CAPACITANCE
(pF)
CAPACITANCE
MULTIPLIER
CODE
TOLERANCE
CODE
TERMINATION
VISUAL
CLASS
PACKAGING
CODE
BRCP
Bar
Capacitor
A =
3 mm x
1 mm
B =
6 mm x
1 mm
First 4 digits
are significant
figures of
capacitance
C = 0.001
B = 0.01
A = 0.1
J = 5 %
K = 10 %
M = 20 %
L = 25 %
G = Au
A = Al
C =
Commerical
E =
Electrical
test only
H =
Class H
K =
Class K
WS = Waffle pack
100 min., 1 mult
FW = Full wafer
HW = Half wafer
ST = Diced on tape
00
0
B
K
A
P
C
1
GC
ST
R
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com